Part Number Hot Search : 
AD8400 IQ24240 TDA1310 4803SH35 70013 70013 L20PF 2SD0973A
Product Description
Full Text Search
 

To Download 8385A01 Datasheet File

  If you can't view the Datasheet, Please click here to try to view without PDF Reader .  
 
 


  Datasheet File OCR Text:
 MultimodulTM-Steckverbinder, Raster 2,5 mm MultimodulTM connectors, pitch 2.5 mm Connecteurs MultimodulTM, pas 2,5 mm
8385 A 01 MultimodulTM-Doppeleinbaustiftleiste als Durchfuhrungsstecker, mit Verriegelungslaschen und Dichtung
1. Temperaturbereich 2. Werkstoffe Kontakttrager Kontaktstift Dichtung 3. Mechanische Daten Haltekraft Stift in Kontakttrager Kontaktierung mit > 40 N Steckverbindern 3820, 3821, 3823/ 3111, Kurzschlussbrucken 2,54 MKB PBT, V0 nach UL 94 CuZn, unternickelt und verzinnt EPDM -40 C/+120 C
4. Elektrische Daten (bei TU 25 C) Bemessungsstrom Bemessungsspannung1 Isolierstoffgruppe1 Kriechstrecke Luftstrecke Isolationswiderstand nach DIN EN 60664/IEC 60664 3 A bei TU 60 C 160 V AC IIIa (CTI 175) 1,6 mm 1,6 mm > 1 G
1
8385 A 01 Double MultimodulTM chassis pin header as feed-through connector, with locking latches and gasket
1. Temperature range 2. Materials Insulating body Contact pin Gasket 3. Mechanical data Retaining force pin in body Mating with > 40 N connectors 3820, 3821, 3114/3111, shorting links 2,54 MKB PBT, V0 according to UL 94 CuZn, nickeled and tinned EPDM -40 C/+120 C
4. Electrical data (at Tamb 25 C) Rated current 3 A at Tamb 60 C 160 V AC Rated voltage1 1 IIIa (CTI 175) Material group Creepage distance 1.6 mm Clearance 1.6 mm Insulation resistance > 1 G according to DIN EN 60664/IEC 60664
1
8385 A 01
*a Kodiernutposition keying groove position position de la rainure de codage *b Dichtung gasket joint d'etancheite *c Montageplattenausschnitt port in mounting plate ouverture de plaque de montage *d maximale Kantenverrundung maximum edge rounding arrondissage maximal du bord *e Montageplattendicke thickness of mounting plate epaisseur de la plaque de montage Bestellbezeichnung Designation Designation Polzahl Poles Poles VE PU UE
Reglette a broches MultimodulTM double pour encastrement comme connecteur traversant de paroi, avec languettes de verrouillage et joint d'etancheite
1. Temperature d'utilisation 2. Materiaux Corps isolant Contact a broche Joint d'etancheite 3. Caracteristiques mecaniques Force de retention broche dans le corps isolant > 40 N connecteurs 3820, 3821, 3114/3111, Raccordement avec pontets de court-circuit 2,54 MKB 4. Caracteristiques electriques (a Tamb 25 C) Courant assigne Tension assignee1 Groupe de materiau1 Distance d'isolement Ligne de fuite Resistance d'isolement
1
-40 C/+120 C PBT, V0 suivant UL 94 CuZn, nickele et etame EPDM
8385 A 01
2
500
3 A a Tamb 60 C 160 V AC IIIa (CTI 175) 1,6 mm 1,6 mm > 1 G
Verpackung: lose im Karton Packaging: in bulk, in a cardboard box Emballage: en vrac, dans un carton
suivant DIN EN 60664/CEI 60664
www.lumberg.com
11/2009


▲Up To Search▲   

 
Price & Availability of 8385A01

All Rights Reserved © IC-ON-LINE 2003 - 2022  

[Add Bookmark] [Contact Us] [Link exchange] [Privacy policy]
Mirror Sites :  [www.datasheet.hk]   [www.maxim4u.com]  [www.ic-on-line.cn] [www.ic-on-line.com] [www.ic-on-line.net] [www.alldatasheet.com.cn] [www.gdcy.com]  [www.gdcy.net]


 . . . . .
  We use cookies to deliver the best possible web experience and assist with our advertising efforts. By continuing to use this site, you consent to the use of cookies. For more information on cookies, please take a look at our Privacy Policy. X